công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EL9211 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện EL9211
Giải thích chi tiết về linh kiện  100MHz 100mA VCOM Amplifiers
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

EL9211 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  EL9211 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp EL9211 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp EL9211 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp EL9211 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp EL9211 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp EL9211 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp EL9211 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp EL9211 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp EL9211 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
EL9211, EL9212, EL9214
FN7007 Rev 1.00
Page 3 of 11
August 10, 2007
Typical Performance Curves
FIGURE 1. FREQUENCY RESPONSE FOR VARIOUS RL
FIGURE 2. FREQUENCY RESPONSE FOR VARIOUS CL
FIGURE 3. OPEN LOOP GAIN AND PHASE vs FREQUENCY
FIGURE 4. CLOSED LOOP OUTPUT IMPEDANCE vs
FREQUENCY
FIGURE 5. PSRR
FIGURE 6. CMRR
100k
1M
10M
500M
FREQUENCY (Hz)
100M
VS = ±6V
AV = +1
CL = 10pF
6
2
-2
-6
-10
8
4
0
-4
-8
-12
RL=1k
RL=10k
RL=100
6
2
-2
-6
-10
8
4
0
-4
-8
100k
1M
10M
500M
FREQUENCY (Hz)
100M
VS = ±6V
AV = +1
RF = 0
RL = 10k
-12
CL=18pF
CL=0pF
CL=10pF
10k
100k
100M
FREQUENCY (Hz)
1k
10M
1M
10
20
30
40
50
60
70
80
0
-10
-20
VS = ±6V
RL = 10k
CL = 10pF
PHASE
GAIN
-100
-50
0
50
100
150
200
250
-150
-200
-250
70
50
30
10
-10
80
60
40
20
0
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
100M
-20
VS = ±6V
AV = +1
10k
100k
100M
FREQUENCY (Hz)
1k
10M
1M
500M
0
-20
-40
-60
-80
10
-10
-30
-50
-70
-90
PSRR-
PSRR+
VS = ±6V
-10
-30
-50
-70
-90
-20
-40
-60
-80
1k
100k
10M
FREQUENCY (Hz)
500M
-100
VS = ±6V
10k
1M
100M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com