| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74VHC4046 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
74VHC4046 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - National Semiconductor (TI) |
|
13 / 14 page ![]() Ordering Information The device number is used to form part of a simplified purchasing code where the package type and temperature range are defined as follows TLF11675 – 26 Physical Dimensions inches (millimeters) 16-Lead (0150 Wide) Molded Small Outline Package JEDEC Order Number 74VHC4046M NS Package Number M16A 13 |