| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN331M6R3ST bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN331M6R3ST bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics |
|
3 / 4 page ![]() CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com Type SN 85 ºC Non-Polar Aluminum Electrolytic Capacitors Ratings Cap (µF) Catalog Part Number Max ESR 120 Hz +25 ºC (Ω) Max Ripple 120 Hz +85 ºC (mA) Size in. (mm) Diameter (D) Length (L) Lead Space (S) Lead Dia. (d) 25 WVNP (32 VNP Surge) 1.0 2.2 4.7 10 22 SN010M025ST SN2R2M025ST SN4R7M025ST SN100M025ST SN220M025ST 199.04 90.47 42.35 19.90 9.05 17 25 34 50 86 .197 (5.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .236 (6.0) .315 (8.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .453 (11.5) .079 (2.0) .079 (2.0) .079 (2.0) .098 (2.5) .138 (3.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) 33 47 100 220 330 470 SN330M025ST SN470M025ST SN101M025ST SN221M025ST SN331M025ST SN471M025ST 6.03 4.23 1.99 0.90 0.60 0.42 105 140 240 390 580 690 .315 (8.0) .394 (10.0) .394 (10.0) .512 (13.0) .630 (16.0) .630 (16.0) .453 (11.5) .472 (12.0) .787 (20.0) .787 (20.0) .984 (25.0) .984 (25.0) .138 (3.5) .197 (5.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .295 (7.5) .295 (7.5) .0197 (0.5) .0236 (0.6) .0236 (0.6) .0236 (0.6) .0315 (0.8) .0315 (0.8) 35 WVNP (44 VNP Surge) 3.3 4.7 10 22 33 SN3R3M035ST SN4R7M035ST SN100M035ST SN220M035ST SN330M035ST 56.30 39.53 18.58 8.44 5.63 27 34 54 94 125 .197 (5.0) .197 (5.0) .236 (6.0) .315 (8.0) .394 (10.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .453 (11.5) .472 (12.0) .079 (2.0) .079 (2.0) .098 (2.5) .138 (3.5) .197 (5.0) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0236 (0.6) 47 100 220 330 470 SN470M035ST SN101M035ST SN221M035ST SN331M035ST SN471M035ST 3.95 1.86 0.84 0.56 0.40 165 285 520 630 820 .394 (10.0) .512 (13.0) .630 (16.0) .630 (16.0) .630 (16.0) .630 (16.0) .787 (20.0) .984 (25.0) .984 (25.0) 1.26 (32.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .295 (7.5) .295 (7.5) .0236 (0.6) .0236 (0.6) .0236 (0.6) .0315 (0.8) .0315 (0.8) 50 WVNP (63 VNP Surge) 0.47 1.0 2.2 3.3 4.7 SNR47M050ST SN010M050ST SN2R2M050ST SN3R3M050ST SN4R7M050ST 338.80 159.24 72.38 48.25 33.88 11 17 25 31 41 .197 (5.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .236 (6.0) .236 (6.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .079 (2.0) .079 (2.0) .079 (2.0) .098 (2.5) .098 (2.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) 10 22 33 47 100 SN100M050ST SN220M050ST SN330M050ST SN470M050ST SN101M050ST 15.92 7.24 4.83 3.39 1.59 70 115 150 190 310 .315 (8.0) .394 (10.0) .394 (10.0) .394 (10.0) .512 (13.0) .453 (11.5) .472 (12.0) .630 (16.0) .787 (20.0) .787 (20.0) .138 (3.5) .197 (5.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .0197 (0.5) .0236 (0.6) .0236 (0.6) .0236 (0.6) .0236 (0.6) 220 330 SN221M050ST SN331M050ST 0.72 0.48 570 790 .630 (16.0) .630 (16.0) .984 (25.0) 1.42 (36.0) .295 (7.5) .295 (7.5) .0315 (0.8) .0315 (0.8) 63 WVNP (79 VNP Surge) 1.0 2.2 3.3 4.7 10.0 SN010M063ST SN2R2M063ST SN3R3M063ST SN4R7M063ST SN100M063ST 159.24 72.38 48.25 33.88 15.92 17 25 37 44 74 .197 (5.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .236 (6.0) .315 (8.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .433 (11.0) .453 (11.5) .079 (2.0) .079 (2.0) .098 (2.5) .098 (2.5) .138 (3.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) .0197 (0.5) 22 33 47 100 220 SN220M063ST SN330M063ST SN470M063ST SN101M063ST SN221M063ST 7.24 4.83 3.39 1.59 0.72 130 175 230 410 660 .394 (10.0) .394 (10.0) .512 (13.0) .630 (16.0) .630 (16.0) .630 (16.0) .787 (20.0) .787 (20.0) .984 (25.0) 1.26 (32.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .197 (5.0) .295 (7.5) .295 (7.5) .0236 (0.6) .0236 (0.6) .0236 (0.6) .0315 (0.8) .0315 (0.8) Parts highlighted in yellow are obsolete. |