công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M25P10-AVMF3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M25P10-AVMF3
Giải thích chi tiết về linh kiện  512 Kbit to 32 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 40 MHz or 50 MHz SPI Bus Interface
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M25P10-AVMF3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M25P10-AVMF3 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M25P10-AVMF3 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M25P10-AVMF3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M25P10-AVMF3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M25P10-AVMF3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M25P10-AVMF3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M25P10-AVMF3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3/7
M25PXX
Figure 5. Block Diagram
AI10261
HOLD
S
W
Control Logic
High Voltage
Generator
I/O Shift Register
Address Register
and Counter
256 Byte
Data Buffer
256 Bytes (Page Size)
X Decoder
Size of the
read-only
memory area
C
D
Q
Status
Register
00000h
Top of Address Space
000FFh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com