công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB564 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB564
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB TYPE-C DP Alt Mode 8.1 Gbps Sink-Side Linear Redriver Crosspoint Switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB564 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button TUSB564 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TUSB564 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TUSB564 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TUSB564 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TUSB564 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TUSB564 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TUSB564 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TUSB564 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TUSB564 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 50 page
background image
29
TUSB564
www.ti.com
SLLSF29C – OCTOBER 2017 – REVISED FEBRUARY 2018
Product Folder Links: TUSB564
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017–2018, Texas Instruments Incorporated
Table 18. USB3.1 Control/Status Registers (0x22) (continued)
Bit
Field
Type
Reset
Description
3:2
DFP_RXDET_INTERVAL
R/W
00
This field controls the Rx.Detect interval for the Downstream
facing port (TX1P/N and TX2P/N).
00 – 8 ms
01 – 12 ms (default)
10 – Reserved
11 – Reserved
1:0
USB3_COMPLIANCE_CTRL
R/W
00
00 – FSM determined compliance mode. (Default)
01 – Compliance Mode enabled in DFP direction (SSTX ->
TX1/TX2)
10 – Compliance Mode enabled in UFP direction (RX1/RX2 ->
SSRX)
11 – Compliance Mode Disabled.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com