công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29PDLI27H68PCI bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29PDLI27H68PCI
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Megabit (8 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Page Mode Simultaneous Read/Write Flash Memory with Enhanced VersatileIO Control
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29PDLI27H68PCI bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - SPANSION

Back Button AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 57Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 58Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 59Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 60Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 61Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 62Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 63Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 64Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCI Datasheet HTML 65Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 61 / 68 page
background image
June 30, 2003
Am29PDL127H
59
ADV ANCE
I N FO RMAT I O N
AC CHARACTERISTICS
Alternate CE# Controlled Erase and Program Operations
Notes:
1. Not 100% tested.
2. See the “Erase And Programming Performance” section for more information.
Parameter
Speed Options
JEDEC
Std
Description
53
63, 68 83, 88
Unit
t
AVAV
t
WC
Write Cycle Time (Note 1)
Min
55
65
85
ns
t
AVWL
t
AS
Address Setup Time
Min
0
ns
t
ELAX
t
AH
Address Hold Time
Min
30
35
ns
t
DVEH
t
DS
Data Setup Time
Min
25
30
ns
t
EHDX
t
DH
Data Hold Time
Min
0
ns
t
GHEL
t
GHEL
Read Recovery Time Before Write
(OE# High to WE# Low)
Min
0
ns
t
WLEL
t
WS
WE# Setup Time
Min
0
ns
t
EHWH
t
WH
WE# Hold Time
Min
0
ns
t
ELEH
t
CP
CE# Pulse Width
Min
35
40
ns
t
EHEL
t
CPH
CE# Pulse Width High
Min
20
25
ns
t
WHWH1
t
WHWH1
Programming Operation
(Note 2)
Typ
6
µs
t
WHWH1
t
WHWH1
Accelerated Programming Operation (Note 2)
Typ
4
µs
t
WHWH2
t
WHWH2
Sector Erase Operation (Note 2)
Typ
0.5
sec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com