công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72521R6 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72521R6
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C, CAN INTERFACE
PDF  199 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72521R6 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72521R6 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics ST72521R6 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics ST72521R6 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics ST72521R6 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics ST72521R6 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics ST72521R6 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics ST72521R6 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics ST72521R6 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics ST72521R6 Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 199 page
background image
ST72521M/R/AR
30/199
SYSTEM INTEGRITY MANAGEMENT (Cont’d)
6.4.2.2 Monitoring a Voltage on the EVD pin
This mode is selected by setting the AVDS bit in
the SICSR register.
The AVD circuitry can generate an interrupt when
the AVDIE bit of the SICSR register is set. This in-
terrupt is generated on the rising and falling edges
of the comparator output. This means it is generat-
ed when either one of these two events occur:
–VEVD rises up to VIT+(EVD)
–VEVD falls down to VIT-(EVD)
The EVD function is illustrated in Figure 16.
For more details, refer to the Electrical Character-
istics section.
Figure 16. Using the Voltage Detector to Monitor the EVD pin (AVDS bit=1)
VEVD
VIT+(EVD)
VIT-(EVD)
AVDF
0
0
1
IF AVDIE = 1
Vhyst
AVD INTERRUPT
REQUEST
INTERRUPT PROCESS
INTERRUPT PROCESS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com