| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LB-T6MG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LB-T6MG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2014-02-03 2 Version 1.0 LB T6MG Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 21 Bestellnummer IF = 10 mA IV [mcd] LB T6MG-Q1S1-KQT1 71 ... 224 Q65111A5642 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page ). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB T6MG-Q1S1-KQT1 means that only one group Q1, Q2, R1, R2, S1 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LB T6MG-Q1S1-KQT1 means that only one wavelength group KQ,NT,QW,T1 will be shippable. LB T6MG-Q1S1-KQT1 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page ). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite ). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB T6MG-Q1S1-KQT1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen Q1, Q2, R1, R2, S1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LB T6MG-Q1S1-KQT1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen KQ,NT,QW,T1 enthalten ist (siehe Seite ). LB T6MG-Q1S1-KQT1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. |