công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFH-9315 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện SFH-9315
Giải thích chi tiết về linh kiện  Gabellichtschranke
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-9315 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-9315 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-9315 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-9315 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-9315 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-9315 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-9315 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-9315 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-9315 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 9315
Gabellichtschranke
Slotted Interrupter
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
2007-04-03
1
Wesentliche Merkmale
• Kompaktes Gehäuse
• GaAs-IR-Sendediode (950 nm)
• Si-Fototransistor mit Tageslichtsperrfilter
Anwendungen
• Geschwindigkeitsüberwachung
• Motorsteuerung
• Überwachung des Papiervorschubs in
Druckern, Kopier- und Faxgeräten
• Speicherlaufwerke
• Steuerung des Druckkopfes in Druckern
• Münzdetektion
• Optoelektronische Schalter
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
I
CE min. [mA]
(I
F = 20 mA; VCE = 5 V)
SFH 9315
Q65110A1216
0.7
Features
• Compact type
• GaAs infrared emitter (950 nm)
• Silicon phototransistor detector with
daylight-cutoff filter
Applications
• Speed control
• Motor control
• Monitoring of paper feed in printers, copiers,
facsimiles
• Disk drives
• Control of print head in printers
• Coin detection
• Optoelectronic switches


Số phần tương tự - SFH-9315

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
SFH-9201 OSRAM-SFH-9201 Datasheet
288Kb / 15P
Reflective Interrupter
SFH-9202 OSRAM-SFH-9202 Datasheet
297Kb / 15P
Reflective Interrupter
SFH-9206 OSRAM-SFH-9206 Datasheet
482Kb / 15P
Reflective Interrupter
SFH-9245 OSRAM-SFH-9245 Datasheet
195Kb / 14P
Reflective Interrupter with Schmitt-Trigger
SFH-9500 OSRAM-SFH-9500 Datasheet
263Kb / 11P
Slotted Interrupter
More results

Mô tả tương tự - SFH-9315

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
SFH9340 OSRAM-SFH9340 Datasheet
70Kb / 8P
Gabellichtschranke mit Schmitt-Trigger IC Slotted Interrupter with Schmitt-Trigger-IC
logo
List of Unclassifed Man...
SFH9310 ETC-SFH9310 Datasheet
58Kb / 7P
Gabellichtschranke Slotted Interrupter
SFH9300 ETC-SFH9300 Datasheet
59Kb / 7P
Gabellichtschranke Slotted Interrupter
logo
OSRAM GmbH
SFH9340 OSRAM-SFH9340_05 Datasheet
91Kb / 9P
Gabellichtschranke mit Schmitt-Trigger IC
SFH9500 OSRAM-SFH9500 Datasheet
93Kb / 10P
Gabellichtschranke Slotted Interrupter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com