công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ5243B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện MMSZ5243B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT ZENER DIODE
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

MMSZ5243B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  MMSZ5243B Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated MMSZ5243B Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated MMSZ5243B Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated MMSZ5243B Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated MMSZ5243B Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MMSZ5221B - MMSZ5259B
Document number: DS18010 Rev. 28 - 2
3 of 5
www.diodes.com
October 2017
© Diodes Incorporated
MMSZ5221B - MMSZ5259B
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
25
0
50
75
100
125
150
T, TEMPERATURE ( C)
Figure 1 Power Derating Curve
°
0.6
Note 5
P vs.
D
T
L
P vs.T
D
A
0
10
20
30
40
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V , ZENER VOLTAGE (V)
Figure 2 Typical Zener Breakdown Characteristics
Z
0
10
20
30
0
V , ZENER VOLTAGE (V)
Figure 3 Typical Zener Breakdown Characteristics
Z
10
20
30
40
T = 25°C
J
Test current IZ
10
12
18
22
27
33
36
15
39
Nominal Zener Voltage
10
100
1,000
10
100
1
V , NOMINAL ZENER VOLTAGE (V)
Figure 4 Typical Total Capacitance vs. Nominal Zener Voltage
Z
1
10
100
1,000
1
10
100
V , ZENER VOLTAGE (V)
Figure 5 Typical Zener Impedance Characteristics
Z
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Figure 6 Typical Temperature Coefficient of Zener Voltage
vs. Zener Voltage (MMSZ5227B - MMSZ5258B)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com