công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LG-T770 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LG-T770
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-T770 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LG-T770 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-T770 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-T770 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-T770 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-T770 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-T770 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-T770 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-T770 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-T770 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
Version 1.0 (Replacement in due course)
LG T770
2013-06-28
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 18
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18
Group
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Intensity
1) page 18
Luminous Flux 7) page 18
Gruppe
Lichtstärke 1)Seite 18
Lichtstärke 1) Seite 18
Lichtstrom 7) Seite 18
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(typ.) ΦV [mlm]
K1
7.1
9
24
K2
9
11.2
30
L1
11.2
14
38
L2
14
18
48
M1
18
22.4
61
M2
22.4
28
76
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
green
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
1
564
576
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19