| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LG-L890 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LG-L890 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH |
|
13 / 15 page ![]() LG L890 2002-12-10 13 Empfohlenes Lötpaddesign IR Reflow Löten Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). Gehäuse hält TTW-Löthitze aus / Package able to withstand TTW-soldering heat Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für SmartLED TM und Chipled - Bauform 0603 IR Reflow Löten Recommended Solder Pad useable for SmartLED TM and Chipled - Package 0603 IR Reflow Soldering Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). Empfohlene Lötpastendicke: 120 µm/ recommended thickness of solder paste: 120 µm Gehäuse für Wellenlöten (TTW) geeignet / Package suitable for TTW-soldering OHPY1301 1.45 (0.057) 0.35 (0.014) OHPY0203 2.25 (0.089) 0.65 (0.026) 0.3 (0.012) 0.5 (0.020) |