công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HA5024EVAL bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HA5024EVAL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 125MHz Video CurrentFeedback Amplifier with Disable
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HA5024EVAL bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HA5024EVAL Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HA5024EVAL Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp HA5024EVAL Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp HA5024EVAL Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp HA5024EVAL Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp HA5024EVAL Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp HA5024EVAL Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp HA5024EVAL Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp HA5024EVAL Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 17 page
background image
HA5024
FN3550 Rev 6.00
Page 13 of 17
February 8, 2006
FIGURE 25. SLEW RATE vs TEMPERATURE
FIGURE 26. NON-INVERTING GAIN FLATNESS vs FREQUENCY
FIGURE 27. INVERTING GAIN FLATNESS vs FREQUENCY
FIGURE 28. INPUT NOISE CHARACTERISTICS
FIGURE 29. INPUT OFFSET VOLTAGE vs TEMPERATURE
FIGURE 30. +INPUT BIAS CURRENT vs TEMPERATURE
Typical Performance Curves
VSUPPLY = 5V, AV = +1, RF = 1k RL = 400 TA = 25°C,
Unless Otherwise Specified (Continued)
TEMPERATURE (°C)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
500
450
400
350
300
250
200
150
100
VOUT = 2VP-P
+ SLEW RATE
- SLEW RATE
FREQUENCY (MHz)
5
101520
25
30
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
VOUT = 0.2VP-P
CL = 10pF
AV= +2, RF = 681
AV= +5, RF = 1k
AV = +1, RF = 1k
AV = +10, RF = 383
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
FREQUENCY (MHz)
51015
20
25
30
VOUT = 0.2VP-P
CL = 10pF
AV = -1
AV = -2
AV = -5
AV = -10
RF = 750
FREQUENCY (kHz)
0.01
0.1
1
10
100
100
80
60
40
20
0
1000
800
600
400
200
0
AV = +10, RF = 383
-INPUT NOISE CURRENT
+INPUT NOISE CURRENT
INPUT NOISE VOLTAGE
1.5
1.0
0.5
0.0
-60
-40
-20
0
40
60
80
100
120
140
20
TEMPERATURE (°C)
2
0
-2
-4
-60
-40
-20
0
40
60
80
100
120
140
20
TEMPERATURE (°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com