công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC902LP3E bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện HMC902LP3E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Amplifier
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

HMC902LP3E bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  HMC902LP3E Datasheet HTML 1Page - Analog Devices HMC902LP3E Datasheet HTML 2Page - Analog Devices HMC902LP3E Datasheet HTML 3Page - Analog Devices HMC902LP3E Datasheet HTML 4Page - Analog Devices HMC902LP3E Datasheet HTML 5Page - Analog Devices HMC902LP3E Datasheet HTML 6Page - Analog Devices HMC902LP3E Datasheet HTML 7Page - Analog Devices HMC902LP3E Datasheet HTML 8Page - Analog Devices HMC902LP3E Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
Data Sheet
HMC902LP3E
Rev. E | Page 3 of 13
SPECIFICATIONS
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
TA = 25°C, VDD1 = VDD2 = 3.5 V, IDQ = 80 mA. VGG1 = VGG2 = open for normal, self biased operation.
Table 1.
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions/Comments
FREQUENCY RANGE
5
11
GHz
GAIN1
17
19.5
dB
Gain Variation over Temperature
0.01
dB/°C
NOISE FIGURE1
NF
1.8
2.2
dB
RETURN LOSS
Input
12
dB
Output
15
dB
OUTPUT
Output Power for 1 dB Compression1
P1dB
16
dBm
Saturated Output Power1
PSAT
17.5
dBm
Output Third-Order Intercept
IP3
28
dBm
SUPPLY CURRENT
IDQ
80
110
mA
VDD = 3.5 V, set VGG2 = 0 V, VGG1 = 0 V typical
1
Board loss removed from gain, power, and noise figure measurement.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com