công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LO-Y876 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LO-Y876
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LO-Y876 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LO-Y876 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LO-Y876 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LO-Y876 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LO-Y876 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LO-Y876 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LO-Y876 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LO-Y876 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LO-Y876 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LO-Y876 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876
2002-10-18
8
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 25 °C
LS, LA, LO
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 85 °C
LS, LA, LO
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 25 °C
LY
Zulässige Impulsbelastbarkeit
I
F = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle
D = parameter, T
A = 85 °C
LY
OHL00687
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
0.5
OHL00688
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.30
0.25
OHL00689
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
OHL00690
10
-5
p
t
F
I
10
-4 10-3 10-2 10-1 100 101
0
A
2
10
s
D
t
P
T
=
T
P
t
IF
0.01
0.05
0.2
0.1
0.005
0.02
0.5
D =
1
0.02
0.04
0.06
0.08
0.12
0.10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com