| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LA-T67F bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LA-T67F bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS T67F, LR T67F, LA T67F, LO T67F, LY T67F 2007-08-08 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5)Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group amber orange yellow Einheit Unit min. max. min. max. min. max. 2 612 616 600 603 nm 3 616 620 603 606 583 586 nm 4 620 624 606 609 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) T1 T2 U1 U2 V1 V2 AA AB 280 … 355 355 … 450 450 … 560 560 … 710 710 … 900 900 … 1120 1120 … 1400 1400 … 1800 950 (typ.) 1200 (typ.) 1500 (typ.) 1900 (typ.) 2400 (typ.) 3000 (typ.) 3700 (typ.) 4800 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: V1-3 Example: V1-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength V1 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |