| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LT-T773 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LT-T773 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 16 page ![]() LB T773, LT T773 2006-10-16 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 16 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 16 Gruppe Group blue true green Einheit Unit min. max. min. max. 2 517 523 nm 3 465 469 523 529 nm 4 469 473 529 535 nm 5 473 477 535 541 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 16 Luminous Intensity 1) page 16 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 16 Luminous Flux 2) page 16 Φ V (mlm) L2 M1 M2 N1 N2 P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 S1 14.0 … 18.0 18.0 … 22.4 22.4 … 28.0 28.0 … 35.5 35.5 … 45.0 45.0 … 56.0 56.0 … 71.0 71.0 … 90.0 90.0 … 112.0 112.0 … 140.0 140.0 … 180.0 180.0 … 224.0 50 (typ.) 60 (typ.) 75 (typ.) 95 (typ.) 120 (typ.) 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 bzw. 8 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 or 8 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: S2-3 Example: S2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength S2 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection |