công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT-A67C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LT-A67C
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear resin
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LT-A67C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LT-A67C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LT-A67C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LT-A67C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LT-A67C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LT-A67C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LT-A67C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LT-A67C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LT-A67C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LT-A67C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
LB A67C, LT A67C
2012-06-15
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 16
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 16
Gruppe
Group
blue
true green
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3
464
468
519
525
nm
4
468
472
525
531
nm
5
472
476
531
537
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke1) Seite 16
Luminous Intensity1) page 16
IV (mcd)
Lichtstrom2) Seite 16
Luminous Flux2) page 16
Φ
V (mlm)
P2
Q1
Q2
R1
R2
S1
S2
T1
T2
U1
U2
V1
56 …
71
71 …
90
90 … 112
112 … 140
140 … 180
180 … 224
224 … 280
280 … 355
355 … 450
450 … 560
560 … 710
710 … 900
190 (typ.)
240 (typ.)
300 (typ.)
380 (typ.)
480 (typ.)
600 (typ.)
760 (typ.)
950 (typ.)
1200 (typ.)
1500 (typ.)
1900 (typ.)
2400 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine
obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bis 6 Helligkeitsgruppen
bestehen.
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper
family group or a grouping of all individual groups of 4 to 6 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: T1-3
Example: T1-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
T1
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16