công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-T68B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LA-T68B
Giải thích chi tiết về linh kiện  white PLCC-2 package, colorless clear resin
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-T68B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LA-T68B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-T68B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-T68B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-T68B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-T68B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-T68B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-T68B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-T68B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-T68B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.1 (not for new design)
LA T68B
2017-02-08
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups
3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity 1) page 19
Luminous Intensity 1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
T2
355
450
1208
U1
450
560
1515
U2
560
710
1905
V1
710
900
2415
Group
amber
Gruppe
(min.) λdom
[nm]
(max.) λdom
[nm]
2
612
616
3
616
620
4
620
624
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20