| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GW-PSLLS1.EC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GW-PSLLS1.EC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 25 page ![]() 2013-07-15 2 Version 1.0 GW PSLLS1.EC Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 24 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 24 Bestellnummer IF = 80 mA [K] ΦV [lm] GW PSLLS1.EC-HPHR-5C7E-1 6500 28 ... 35.9 Q65111A4924 GW PSLLS1.EC-GUHQ-5C7E-1 6500 25.9 ... 33 Q65111A4532 GW PSLLS1.EC-HPHR-5F7G-1 5700 28 ... 35.9 Q65111A4923 GW PSLLS1.EC-GUHQ-5F7G-1 5700 25.9 ... 33 Q65111A4533 GW PSLLS1.EC-HPHR-5H7I-1 5000 28 ... 35.9 Q65111A4534 GW PSLLS1.EC-HPHR-5J7K-1 4500 28 ... 35.9 Q65111A4922 GW PSLLS1.EC-GUHQ-5J7K-1 4500 25.9 ... 33 Q65111A4535 GW PSLLS1.EC-HPHR-5L7N-1 4000 28 ... 35.9 Q65111A4921 GW PSLLS1.EC-GUHQ-5L7N-1 4000 25.9 ... 33 Q65111A4536 GW PSLLS1.EC-HPHR-5O8Q-1 3500 28 ... 35.9 Q65111A4920 GW PSLLS1.EC-GUHQ-5O8Q-1 3500 25.9 ... 33 Q65111A4537 GW PSLLS1.EC-GUHQ-5R8T-1 3000 25.9 ... 33 Q65111A4926 GW PSLLS1.EC-GUHQ-5U8X-1 2700 25.9 ... 33 Q65111A4925 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW PSLLS1.EC-HPHR-5F7G-1 means that only one group HP, HQ, HR will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW PSLLS1.EC-HPHR-5F7G-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2,O1 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW PSLLS1.EC-HPHR-5F7G-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen HP, HQ, HR enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW PSLLS1.EC-HPHR-5F7G-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L1,L2,M1,M2,N1,N2,O1 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. |