| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GW-P9LM31.EM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GW-P9LM31.EM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 25 page ![]() 2015-12-16 2 Version 1.1 GW P9LM31.EM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 21 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 150 mA [K] ΦV [lm] GW P9LM31.EM-NSNU-XX51-1 6500 359 ... 450 Q65111A7701 GW P9LM31.EM-NSNU-XX52-1 5700 359 ... 450 Q65111A7702 GW P9LM31.EM-NSNU-XX53-1 5000 359 ... 450 Q65111A7703 GW P9LM31.EM-NSNU-XX54-1 4500 359 ... 450 Q65111A7704 GW P9LM31.EM-NRNT-XX55-1 4000 330 ... 419 Q65111A7705 GW P9LM31.EM-NRNT-XX56-1 3500 330 ... 419 Q65111A7706 GW P9LM31.EM-NRNT-XX57-1 3000 330 ... 419 Q65111A7707 GW P9LM31.EM-NRNT-XX58-1 2700 330 ... 419 Q65111A7708 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P9LM31.EM-NSNU-XX52-1 means that only one group NS, NT, NU will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW P9LM31.EM-NSNU-XX52-1 means that only one forward voltage group 36,J6,Q6,W6 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P9LM31.EM-NSNU-XX52-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen NS, NT, NU enhalten ist. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW P9LM31.EM-NSNU-XX52-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 36,J6,Q6,W6 enthalten (siehe Seite 5). |