công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GW-P7LP32.EM bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện GW-P7LP32.EM
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GW-P7LP32.EM bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GW-P7LP32.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
2018-01-17
4
Version 1.2
GW P7LP32.EM
Characteristics (TJ = 25 °C; IF = 300 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
2ϕ
120
°
Forward voltage
1) page 23
Durchlassspannung
1) Seite 23
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
35.0
38.0
40.0
V
V
V
Reverse voltage
Sperrspannung
(I
R = 20 mA)
(max.)
VR
1.2
V
Color rendering index 2) page 23
Farbwiedergabe Index
2) Seite 23
(2700K - 6500K)
(typ.)
(min.)
R
a
Ra
82
80
-
-
"Electrical" thermal resistance junction / solder point
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad
(with efficiency η
e = 32 %)
(typ.)
R
th JS el
1.2
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com