công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS3JF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

tên linh kiện RS3JF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YIXIN [Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.szyxwkj.com
Logo YIXIN - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

RS3JF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

  RS3JF Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd. RS3JF Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES RS3AF THRU RS3MF
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
3.5
0.0
25
50
75
100
125
150
175
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Ambient Temperature (
°C)
Single phase half-wave 60 Hz
resistive or inductive load
20
40
60
80
100
120
00
10
100
Fig.5 Maximum Non-Repetitive Peak
Forward Surage Current
Number of Cycles
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
1
Fig.3 Typical Instaneous Forward
Characteristics
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.0
0.01
0.1
1.0
10
Instaneous Forward Voltage (V)
T =25
J
°C
pulse with 300μs
1% duty cycle
Fig.2 Typical Reverse Characteristics
0.1
1.0
10
100
20
40
60
80
100
120
00
140
percent of Rated Peak
Voltage (%)
Reverse
T =125
J
°C
T =25
J
°C
Fig.4 Typical Junction Capacitance
1.0
10
100
0.1
100
1000
Reverse Voltage (V)
T =25
J
°C
10
www.szyxwkj.com



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com