công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFH-9500 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện SFH-9500
Giải thích chi tiết về linh kiện  Slotted Interrupter
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-9500 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH-9500 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-9500 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
2011-07-12
4
DRAFT – For Reference only.
Subject to change.
Version 1.0
SFH 9500
Dark current
Dunkelstrom
(VCE = 20 V)
ICE0
2 (≤ 50)
nA
Interrupter
Lichtschranke
Collector-emitter current
Kollektor-Emitterstrom
(IF = 20 mA, VCE = 5 V)
IPCE
1000
µA
Collector-emitter saturation voltage
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung
(IF = 20 mA, IC = 0.3 mA)
VCEsat
≤ 0.4
mV
Switching Times
Schaltzeiten
Rise time
Anstiegzeit
(VCC = 5 V, IC = 1 mA, RL = 1 kΩ)
tr
13
µs
Fall time
Abfallzeit
(VCC = 5 V, IC = 1 mA, RL = 1 kΩ)
tf
17
µs
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com