công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT-Y87S bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LT-Y87S
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colorless clear resin
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LT-Y87S bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LT-Y87S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LT-Y87S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LT-Y87S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LT-Y87S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LT-Y87S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LT-Y87S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LT-Y87S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LT-Y87S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LT-Y87S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
2017-01-31
4
Version 1.3 - OS-PCN-2016-012-A
LT Y87S
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 10 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
523
nm
Dominant Wavelength
2) page 20
Dominantwellenlänge
2) Seite 20
(min.)
(typ.)
(max.)
λdom
λdom
λdom
523
528
541
nm
nm
nm
Spectral bandwidth at 50% Irel max
Spektrale Bandbreite b. 50% I
rel max
(typ.)
∆λ
33
nm
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
2ϕ
120
°
Forward voltage
3) page 20
Durchlassspannung
3) Seite 20
(typ.)
(max.)
VF
VF
3.00
3.80
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(typ.)
(max.)
IR
IR
0.01
10
µA
µA
Reverse voltage
Sperrspannung
(max.)
VR
5
V
Temperature coefficient of λ
peak
Temperaturkoeffizient von λ
peak
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
λpeak
0.04
nm/K
Real thermal resistance junction / ambient
4) page 20 ,
5) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Umgebung
4) Seite 20 , 5) Seite 20
(max.)
Rth JA real
530
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
5) page 20
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
5) Seite 20
(max.)
R
th JS real
300
K/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com