công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS-E65F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LS-E65F
Giải thích chi tiết về linh kiện  white P-LCC-4 package, colorless clear resin
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-E65F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-E65F Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-E65F Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2011-07-19
2
LS E65F, LA E65F, LY E65F
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LA E65F-CADA-24-3B5A bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB,
oder DA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LA E65F-CADA-24-3B5A bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information). Z.B.: LS E65F-BACA-1-1
bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 5 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LA E65F-CADA-24-3B5A bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3B, -4A, -4B oder
-5A enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel).
E.g. LA E65F-CADA-24-3B5A means that only one group CA, CB or DA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LA E65F-CADA-24-3B5A means that only 1 wavelength group -2, -3 or -4 will
be shippable (see page 6 for explanation). E.g. LS E65F-BACA-1-3B5A means that the device will be shiped
within the specified limits as stated on page 5.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LA E65F-CADA-24-3B5A means that only 1 forward voltage group
-3B, -4A, -4B or -5A will be shippable.
In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 6 for explanation).
Bestellinformation für Standardselektion
Ordering Information for Standard Selection
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke1) Seite 19
Luminous
Intensity1) page 19
I
F = 50 mA
IV (mcd)
Lichtstrom2) Seite 19
Luminous
Flux2) page 19
I
F = 50 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS E65F-BBDA-1-1
super-red
2240 … 5600
4480 (typ.)
Q65110A4106
LA E65F-CADA-24-3B5A
LA E65F-CBEA-24-3A4B
amber
2800 … 5600
3550 … 9000
4800 (typ.)
7170 (typ.)
Q65110A2335
Q65110A4104
LY E65F-CBDB-35-1
LY E65F-DAEB-46-1
yellow
3550 … 7100
4500 …11200
6070 (typ.)
8950 (typ.)
Q65110A6456
Q65111A1412



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19