công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LJ-CKBP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LJ-CKBP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ceramic package with silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LJ-CKBP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LJ-CKBP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LJ-CKBP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LJ-CKBP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LJ-CKBP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LJ-CKBP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LJ-CKBP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LJ-CKBP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LJ-CKBP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LJ-CKBP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2018-03-27
2
Version 1.5
LJ CKBP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LJ CKBP-JZKZ-25-1
61 ... 112
Q65111A5609
LJ CKBP-JYKY-36-1
52 ... 97
Q65111A5610
LJ CKBP-HYKX-47-1
33 ... 82
Q65112A0755
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LJ CKBP-JYKY-36-1 means that
only one group JY, JZ, KX, KY will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LJ CKBP-JYKY-36-1 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LJ CKBP-JYKY-36-1
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LJ CKBP-JYKY-36-1 means that only one forward voltage group J3,M3,Q3,T3 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LJ CKBP-JYKY-36-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JY, JZ, KX, KY enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LJ CKBP-JYKY-36-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 6). LJ CKBP-JYKY-36-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LJ CKBP-JYKY-36-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen J3,M3,Q3,T3 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22