| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LE-T-S2W bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LE-T-S2W bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 21 page ![]() LE A S2W, LE T S2W, LE B S2W 2010-06-14 5 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 2) Seite 21 Luminous Flux 2) page 21 Φ V (lm) Lichtstärke 1) Seite 21 Luminous Intensity 1) page 21 Ι V (cd) amber; true green MX MY MZ NX NY NZ PX PY 180 ... 210 210 ... 240 240 ... 280 280 ... 330 330 ... 390 390 ... 450 450 ... 520 520 ... 610 65 (typ.) 75 (typ.) 87 (typ.) 100 (typ.) 120 (typ.) 140 (typ.) 160 (typ.) 190 (typ.) blue KY KZ LX LY 82 ... 97 97 ... 112 112 ... 130 130 ... 150 30 (typ.) 35 (typ.) 40 (typ.) 47 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 21 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 21 Gruppe Group amber true green blue Einheit Unit min. max. min. max. min. max. 2 458 464 nm 3 613 619 521 527 464 470 nm 4 619 625 527 533 nm 5 533 537 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: MX-3 Example: MX-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength MX 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection. |