công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EHA-PA1AN1-R03 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - II-VI Marlow, Inc.

tên linh kiện EHA-PA1AN1-R03
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mini-Harvester Thermal Energy Generator Solid to Air
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VIMARLOW [II-VI Marlow, Inc.]
Trang chủ  http://www.marlow.com/
Logo VIMARLOW - II-VI Marlow, Inc.

EHA-PA1AN1-R03 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - II-VI Marlow, Inc.

  EHA-PA1AN1-R03 Datasheet HTML 1Page - II-VI Marlow, Inc. EHA-PA1AN1-R03 Datasheet HTML 2Page - II-VI Marlow, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TECHNICAL DATA SHEET
For customer support or general questions please contact a local office or visit our website at www.marlow.com.
DOC # 102-0509 REV 1 - PAGE 1 OF 2
EHA-PA1AN1-R03
Mini-Harvester Thermal Energy Generator
Solid to Air
TYPICAL PERFORMANCE VALUES
MECHANICAL CHARACTERISTICS
ORDERING OPTIONS
PRODUCT FEATURES
Low cost, small package thermal energy harvester.
Alternative for replaceable primary cell batteries.
Compatible with vertical and horizontal surfaces.
Compatible with commercially available power
management electronics.
Non-invasive installation.
Anodized for corrosion protection.
Maximum hot side temperature of 85°C.
Model Number
Description
EHA-PA1AN1-R03
Mini-Harvester Energy Generator Assembly
Solid to Air
AC Resistance @27°C (Ω):
1.1
Max Hot Side Temp (C):
85°C
Thermal RBase – Amb @ 0mph (C/W)
135
Thermal RBase – Amb @ 3mph (C/W)
57
Typical Load (Ω)
(1.2-5)
Optimal Load (Ω)
1.5Ω


Số phần tương tự - EHA-PA1AN1-R03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
II-VI Marlow, Inc.
EHA-PA1AN1-R02-L1 VIMARLOW-EHA-PA1AN1-R02-L1 Datasheet
831Kb / 4P
Thermal Energy Harvesting Demo Unit Solid to Air
EHA-PA1AN1-R04 VIMARLOW-EHA-PA1AN1-R04 Datasheet
284Kb / 2P
Mini-Harvester Thermal Energy Generator Solid to Air
More results

Mô tả tương tự - EHA-PA1AN1-R03

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CBC-EVAL-08 ETC2-CBC-EVAL-08 Datasheet
548Kb / 11P
EnerChip??EH Solar Energy Harvester Evaluation Kit
logo
Cymbet Corporation
CBC-EVAL-09 CYMBET-CBC-EVAL-09 Datasheet
1Mb / 15P
EnerChip??EP Universal Energy Harvester Eval Kit
CBC-EVAL-10 CYMBET-CBC-EVAL-10 Datasheet
1Mb / 15P
EnerChip??CC Energy Harvester Evaluation Kit
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
EFM32 WURTH-EFM32 Datasheet
261Kb / 2P
Linear Technology Multi-Source Energy Harvester
logo
Cymbet Corporation
CBC-EVAL-08 CYMBET-CBC-EVAL-08_10 Datasheet
620Kb / 11P
EnerChip??EH Solar Energy Harvester Evaluation Kit
DS-72-40 CYMBET-DS-72-40 Datasheet
2Mb / 17P
EnerChip??CC Energy Harvester Evaluation Kit
logo
II-VI Marlow, Inc.
EHA-LXXAN1-R02-L1 VIMARLOW-EHA-LXXAN1-R02-L1 Datasheet
830Kb / 4P
Thermal Energy Harvesting Demo Unit Water to Air
EHA-PA1AN1-R02-L1 VIMARLOW-EHA-PA1AN1-R02-L1 Datasheet
831Kb / 4P
Thermal Energy Harvesting Demo Unit Solid to Air
EHA-PA1AN1-R04 VIMARLOW-EHA-PA1AN1-R04 Datasheet
284Kb / 2P
Mini-Harvester Thermal Energy Generator Solid to Air
logo
EnOcean GmbH.
ECO200 ENOCEAN-ECO200 Datasheet
202Kb / 2P
Energy Harvester
June 2021
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com