công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DDZ36ASF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DDZ36ASF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DDZ36ASF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  DDZ36ASF Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DDZ36ASF Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DDZ36ASF Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DDZ36ASF Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DDZ36ASF Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DDZ36ASF Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
DDZ2V4ASF
– DDZ39DSF
Document number: DS31987 Rev. 20 - 2
4 of 6
www.diodes.com
May 2016
© Diodes Incorporated
DDZ2V4ASF
– DDZ39DSF
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
V , ZENER VOLTAGE (V)
Z
Fig. 3 Temperature Coefficient vs. Zener Voltage
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
V , ZENER VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical
Characteristics
Z
Zener Breakdown
0
4
8
12
16
20
3V6BSF
5V1BSF
5V6BSF
6V2BSF
20BSF
15BSF
12BSF
11BSF
10BSF
24
26
28
36
18BSF
27DSF
30BSF
30
32
34
36BSF
24BSF
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
25
0
50
75
100
125
150
P
,
P
O
W
E
R
D
I
S
S
I
P
A
T
I
O
N
(
W
)
D
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
Fig. 1 Power Derating Curve
A
°
0.6
R
= 250°C/W
JA
Note 5
0.001
0.01
0.1
1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
I
,
I
N
S
T
A
N
T
A
N
E
O
U
S
F
O
R
W
A
R
D
C
U
R
R
E
N
T
(
A
)
F
T = -65°C
A
T = -40°C
A
T = 25°C
A
T = 85°C
A
T = 105°C
A
T = 125°C
A
T = 150°C
A
1.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com