công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DDZ9V1CS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DDZ9V1CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT PRECISION ZENER DIODE
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DDZ9V1CS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated

  DDZ9V1CS Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated DDZ9V1CS Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
DDZ5V1BS - DDZ47S
Document number: DS30414 Rev. 10 - 2
3 of 7
www.diodes.com
May 2017
© Diodes Incorporated
DDZ5V1BS - DDZ47S
0
0.1
0.2
0.3
0.4
25
0
50
75
100
125
150
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
A
°
Fig. 1 Power Derating Curve
Note 5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
1.0
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
100
10
1.0
0.1
0.01
1,000
10n
100n
1m
0
5
V , ZENER VOLTAGE (V)
Fig. 3 Typical Zener Breakdown Characteristics
Z
10m
100m
10
15
20
25
30
35
40
45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com