công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC4380 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC4380
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Quiescent Current Surge Stopper
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC4380 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Linear Technology

  LTC4380 Datasheet HTML 1Page - Linear Technology LTC4380 Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LTC4380 Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LTC4380 Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC4380 Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC4380 Datasheet HTML 6Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
dc2178af
DEMO MANUAL DC2178A
operating characteristics
INPUT
SUPPLY
OUTPUT
LOAD
JP1
Figure 1. Basic Setup. JP1 Is Set to Match Input Supply, 27V Clamp
for 12V Supplies and 45V Clamp for 12V or 24V/28V Supplies



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com