công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KF10N60P/F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KF10N60P/F
Giải thích chi tiết về linh kiện  N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KF10N60P/F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KF10N60P/F Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KF10N60P/F Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KF10N60P/F Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KF10N60P/F Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KF10N60P/F Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KF10N60P/F Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KF10N60P/F Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2013. 5. 03
2/7
KF10N60P/F
Revision No : 1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tc=25
℃)
Note 1) Repetivity rating : Pulse width limited by junction temperature.
Note 2) L =6.8mH, IS=10A, VDD=50V, RG=25Ω, Starting Tj=25℃.
Note 3) IS≤10A, dI/dt≤200A/㎲, VDD≤BVDSS, Starting Tj=25℃.
Note 4) Pulse Test : Pulse width
≤ 300㎲, Duty Cycle ≤ 2%.
Note 5) Essentially independent of operating temperature.
2
PRODUCT NAME
LOT NO
1
813
2
KF10N60
F
1
801
2
KF10N60
P
1
Marking
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
BVDSS
ID=250μ
A, VGS=0V
600
-
-
V
Breakdown Voltage Temperature Coefficient
ΔBV
DSS/ΔTj
ID=250μ
A, Referenced to 25
℃
-
0.6
-
V/
℃
Drain Cut-off Current
IDSS
VDS=600V, VGS=0V
-
-
10
μA
Gate Threshold Voltage
Vth
VDS=VGS, ID=250μ
A
2.5
-
4.5
V
Gate Leakage Current
IGSS
VGS=±30V, VDS=0V
-
-
±100
nA
Drain-Source ON Resistance
RDS(ON)
VGS=10V, ID=5A
-
0.59
0.73
Ω
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
VDS=480V, ID=10A
VGS=10V
(Note4,5)
-
26
-
nC
Gate-Source Charge
Qgs
-
6
-
Gate-Drain Charge
Qgd
-
10
-
Turn-on Delay time
td(on)
VDD=300V
ID=10A
RG=25Ω
(Note4,5)
-
32
-
ns
Turn-on Rise time
tr
-
35
-
Turn-off Delay time
td(off)
-
88
-
Turn-off Fall time
tf
-
30
-
Input Capacitance
Ciss
VDS=25V, VGS=0V, f=1.0MHz
-
1350
-
pF
Output Capacitance
Coss
-
140
-
Reverse Transfer Capacitance
Crss
-
13
-
Source-Drain Diode Ratings
Continuous Source Current
IS
VGS<Vth
-
-
10
A
Pulsed Source Current
ISP
-
-
40
Diode Forward Voltage
VSD
IS=10A, VGS=0V
-
-
1.4
V
Reverse Recovery Time
trr
IS=10A, VGS=0V,
dIs/dt=100A/
μs
-
350
-
ns
Reverse Recovery Charge
Qrr
-
4.2
-
μC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com