công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FP16391 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện FP16391
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~60째 batwing beam
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

FP16391 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ledil, Inc.

  FP16391 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. FP16391 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. FP16391 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. FP16391 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
FP16391_FLORENTINA-HLD-BW
FLORENTINA-HLD-BW
~60° batwing beam
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Dimensions
285.6+19.5 mm
Height
10.2 mm
Fastening
clips
Colour
black
Box size
398 x 298 x 140 mm
Box weight
3.6 kg
Quantity in Box
160 pcs
ROHS compliant
yes
MATERIAL SPECIFICATIONS:
Component
Type
Material
Colour
TINA-BW
Lens
PMMA
clear
FLORENTINA-HLD
Holder
PC
black
Last update: 09/05/2018
Subject to change without prior notice
1/4
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - FP16391

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
FP16310 LEDIL-FP16310 Datasheet
2Mb / 4P
90 x 90 mm 18 mm screw black
More results

Mô tả tương tự - FP16391

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
C16369 LEDIL-C16369 Datasheet
1Mb / 4P
~60째 beam
FA16662 LEDIL-FA16662 Datasheet
2Mb / 4P
~60째 batwing beam. Assembly with black holder and installation tape.
FN14828 LEDIL-FN14828 Datasheet
7Mb / 11P
~60째 medium beam
FCA15702 LEDIL-FCA15702 Datasheet
5Mb / 4P
~60째 batwing beam compatible with ultra high power LEDs.
CA13498 LEDIL-CA13498 Datasheet
5Mb / 6P
~60째 wide beam
F15541 LEDIL-F15541 Datasheet
2Mb / 6P
~60째 beam
C13032 LEDIL-C13032 Datasheet
2Mb / 5P
~60째 wide beam
C16830 LEDIL-C16830 Datasheet
2Mb / 4P
~60째 wide beam
FCP15707 LEDIL-FCP15707 Datasheet
3Mb / 5P
~60째 batwing beam compatible with ultra high power LEDs
FCP15711 LEDIL-FCP15711 Datasheet
3Mb / 4P
~60째 batwing beam compatible with ultra high power LEDs
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com