công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC4125EUFD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC4125EUFD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wireless Power Transfer Battery Charger Demonstration Kit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC4125EUFD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Linear Technology

  LTC4125EUFD Datasheet HTML 1Page - Linear Technology LTC4125EUFD Datasheet HTML 2Page - Linear Technology LTC4125EUFD Datasheet HTML 3Page - Linear Technology LTC4125EUFD Datasheet HTML 4Page - Linear Technology LTC4125EUFD Datasheet HTML 5Page - Linear Technology LTC4125EUFD Datasheet HTML 6Page - Linear Technology LTC4125EUFD Datasheet HTML 7Page - Linear Technology LTC4125EUFD Datasheet HTML 8Page - Linear Technology LTC4125EUFD Datasheet HTML 9Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
3
dc2386aabfa
DEMO MANUAL
DC2386A-A/DC2386A-B
QUICK START PROCEDURE
Figure 5. Measuring Input or Output Ripple
AM2
PS2
5V SUPPLY
1A
+
–
CONNECTING THE DC2445A-A/DC2445A-B
CONNECTING THE DC2330A
DC2445A-A/DC2445A-B MOUNTED ON TOP OF DC2330A
+
–
AM2
PS2
5V SUPPLY
1A
+
–
+
–
AM1
PS1
3.7V BIPOLAR SUPPLY
±1A
+
–
+
–
AM1
PS1
3.7V BIPOLAR SUPPLY
±1A
+
–
+
–
Note: All connections from equipment should be Kelvin connected directly to the board pins which they are con-
nected on this diagram and any input or output leads should be twisted pair.
Figure 4. Equipment Setup for DC2386A–A/DC2386A–B Kit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com