công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFH-2400 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện SFH-2400
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PIN Photodiode
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-2400 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH-2400 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-2400 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-2400 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-2400 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-2400 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-2400 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-2400 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-2400 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-2400 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
2016-04-01
4
Version 1.8
SFH 2400
Dark Current 1) page 12
IR = f(VR), E = 0
Capacitance 1) page 12
C = f(VR), f = 1 MHz, E = 0
Dark Current 1) page 12
IR = f(TA), VR = 10 V, E = 0
V
OHF01026
R
R
Ι
0
4
10
3
10
2
10
10
1
pA
20
V
30
10
OHF05718
A
T
10
-6
˚C
-50
R
I
µA
0
50
100
-5
10
10
-4
-3
10
10
-2
-1
10
0
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com