công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AME385BEASZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Microelectronics

tên linh kiện AME385BEASZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE DIODE
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AME [Analog Microelectronics]
Trang chủ  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AME385BEASZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Microelectronics

Back Button AME385BEASZ Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AME385BEASZ Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AME385BEASZ Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AME385BEASZ Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AME385BEASZ Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AME385BEASZ Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AME385BEASZ Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AME385BEASZ Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics AME385BEASZ Datasheet HTML 10Page - Analog Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
AME, Inc.
6
Micropower Voltage Reference Diode
AME385-2.5
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Reference Voltage,
±0.2%
2.495
2.50
2.505
V
Reference Voltage,
±0.5%
2.487
2.50
2.513
V
Minimum Current
IMIN
20
µA
1.5
3
mV
5
20
Maximum Operation Current
ILmax
20
mA
Reverse Dynamic Impedence
RDI
1.5
Ohm
Wideband Noise (rms)
Vn
60
µV
Long term Stability
20
ppm
Reference Voltage Temp.
Coeff.
VREFTC
100
ppm/
oC
Test Condition
IREF = 100µA
IMIN < I < 1mA
1mA < I < 20mA
Reference Voltage Change
With Current
dVREF/I
VREF
IR= 100mA, f=20Hz
IR= 100mA, 10 Hz<f<10KHz
IR= 100mA, TA=25
oC,
T=1000 Hours
0
oC < T
A < 70
oC
n Electrical Specifications
Unless otherwise specified, TA = 0~70OC, I = 100
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com