| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD-CSSRM2.14 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD-CSSRM2.14 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 22 page ![]() Version 1.0 GD CSSRM2.14 Forward Voltage Groups Durchlassspannungsgruppen Dominant Wavelength Groups Dominant Wellenlängengruppen Group Gruppe (min.) VF [V] (max.) VF [V] L1 2.80 2.90 L2 2.90 3.00 M1 3.00 3.10 M2 3.10 3.20 Group deep blue Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 2 444 449 3 449 453 4 453 457 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. Brightness Groups Helligkeitsgruppen 2018-02-23 5 7) page 21 7) Seite 21 |