công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP5507EGRG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MP5507EGRG
Giải thích chi tiết về linh kiện  7V, 3A, High-Efficiency, Energy Management IC for Power Backup
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MP5507EGRG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Monolithic Power Systems

  MP5507EGRG Datasheet HTML 1Page - Monolithic Power Systems MP5507EGRG Datasheet HTML 2Page - Monolithic Power Systems MP5507EGRG Datasheet HTML 3Page - Monolithic Power Systems MP5507EGRG Datasheet HTML 4Page - Monolithic Power Systems MP5507EGRG Datasheet HTML 5Page - Monolithic Power Systems MP5507EGRG Datasheet HTML 6Page - Monolithic Power Systems MP5507EGRG Datasheet HTML 7Page - Monolithic Power Systems MP5507EGRG Datasheet HTML 8Page - Monolithic Power Systems MP5507EGRG Datasheet HTML 9Page - Monolithic Power Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
MP5507E
– 7V, 3A, ENERGY STORAGE AND MANAGEMENT UNIT
MP5507E Rev. 1.0
www.MonolithicPower.com
5
6/29/2016
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2016 MPS. All Rights Reserved.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
VIN = 5.0V, TA = 25°C, unless otherwise noted.
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Units
VB under-voltage lockout
threshold rising
(5)
INUVBR
1.8
2.2
2.5
V
VB under-voltage lockout
threshold hysteresis
(5)
INUVBHYS
0.15
0.25
0.35
V
Thermal shutdown
(6)
TSD
150
°C
Thermal shutdown hysteresis
(6)
THYS
30
°C
NOTES:
5) VB UVLO is applied to energy storage and release circuitry.
6) Guaranteed by characterization, not tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com