công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCG-H9RM bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LCG-H9RM
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD epoxy package
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCG-H9RM bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCG-H9RM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LCG-H9RM Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LCG-H9RM Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LCG-H9RM Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LCG-H9RM Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LCG-H9RM Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LCG-H9RM Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LCG-H9RM Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LCG-H9RM Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 23 page
background image
2012-05-23
22
Version 1.0
LCG H9RM
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness values are measured
during a current pulse of typical 25 ms, with an
internal reproducibility of +/- 8 % and an expanded
uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k =
3).
2)
Chromaticity coordinate groups:
Chromaticity coordinates are measured during a
current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded
uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
2)
Farbortgruppen:
Farbkoordinaten
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k =
3).
3)
Forward Voltage: The
forward
voltage
is
measured during a current pulse of typical 8 ms, with
an internal reproducibility of +/- 0,05 V and an
expanded uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with
a coverage factor of k=3).
3)
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer
erweiterten
Messunsicherheit
von
+/-
0,1
V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k=3).
4)
Thermal Resistance: Rth max based on statistic
values (6ó)
4)
Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6ó)
5)
Typical Values: Due to the special conditions of
the manufacturing processes of LED, the typical
data
or
calculated
correlations
of
technical
parameters can only reflect statistical figures. These
do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single product, which could
differ
from
the
typical
data
and
calculated
correlations or the typical characteristic line. If
requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
5)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können
typische
oder
abgeleitete
technische
Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden.
Diese
stimmen
nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes
überein,
dessen
Werte
sich
von
typischen und abgeleiteten Werten oder typischen
Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich,
z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
6)
Relative Brightness Curve: In
the
range
where the line of the graph is broken, you must
expect higher brightness differences between single
LEDs within one packing unit.
6)
Relative Helligkeitskurve: Im
gestrichelten
Bereich
der
Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden
innerhalb
einer
Verpackungseinheit
gerechnet
werden.
7)
Thermal Resistance: RthJA
results
from
mounting on PC board FR 4 (pad size 16mm2 per
pad)
7)
Wärmewiderstand: RthJA
ergibt
sich
bei
Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße 16mm2 je
pad)
8)
Tolerance of Measure: Dimensions
are
specified as follows: mm (inch).
8)
Maßtoleranz: Maße
werden
wie
folgt
angegeben: mm (inch).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com