công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA-06TC bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ASM GmbH

tên linh kiện BA-06TC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Infrarot-Temperatur-Messger채te
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Trang chủ  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

BA-06TC bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ASM GmbH

  BA-06TC Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH BA-06TC Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
18
KAT-IRC-07/2013
ASM GmbH
Tel.: 08123/986-0 Fax: 08123/986-500 www.asm-sensor.de
Serie BA
Infrarot-Temperatur-Messgeräte
Technische Daten
Modelltyp
BA-06TV-S
BA-06TA-S
BA-06TC
BA-30TV-S
BA-30TA-S
BA-30TC
Messbereich/Temperaturbereich
0°C bis 500°C (Anzeige -20°C bis 520°C)
Messfleck
Ø 6 mm/200 mm
Ø 30 mm/1000 mm
Optik
Siliziumlinse
Sensorelement/Spektralbereich
Thermosäule / 8 bis 14 µm
Ansprechzeit
100 ms / 90%
Messunsicherheit
±1% v. Messwert oder ±2°C
Wiederholgenauigkeit
±1°C
Auflösung der Anzeige
1°C
Analogausgang
1 mV/°C
4-20mA
350mA DC 100V
Mos-Relais
1 mV/°C
4-20mA
350mA DC 100V
Mos-Relais
Auflösung Analogausgang
0,2°C
Anvisierung
Laser (Klasse 2)
Emissionsfaktoreinstellung (ε)
0,10 bis 1,20 in 0,01-Schritten
Spannungsversorgung
12 V DC bis 24 V DC ±10%, 150 mA
Betriebstemperatur
0°C bis 50°C
Relative Feuchte
35 bis 85 % rel. Feuchte, nicht kondensierend
Lagertemperatur
-10°C bis +60°C
Vibration
3 g (von 20 bis 50 Hz)
Schutzart
IP65
Befestigungswinkel
im Lieferumfang, siehe Masszeichnung
Berührungslose Temperaturmessung
• Emissionsfaktor-Einstellung 0,1 ... 1,2
• Verfügbare Analogausgänge:
• 4 ... 20 mA oder 1 mV/°C
• Messbereich 0 bis 500°C
• Eingebaute Anzeige
• Integrierter Laser-Marker
• Geringe Abmessungen
• Optionale Freiblaseinrichtung
BA-30TC
BA-06TC


Số phần tương tự - BA-06TC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bothhand USA, LP.
BA-0505D BOTHHAND-BA-0505D Datasheet
318Kb / 4P
0.5 to 1 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual / Dual Separate Output
BA-0505D01 BOTHHAND-BA-0505D01 Datasheet
318Kb / 4P
0.5 to 1 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual / Dual Separate Output
BA-0505D1 BOTHHAND-BA-0505D1 Datasheet
318Kb / 4P
0.5 to 1 Watt Isolated DC-DC Converter Single / Dual / Dual Separate Output
BA-0505D1HLF BOTHHAND-BA-0505D1HLF Datasheet
437Kb / 7P
0.5 To 1 Watt Isolated DC-DC Converter
BA-0505D1HLF BOTHHAND-BA-0505D1HLF Datasheet
437Kb / 7P
0.5 To 1 Watt Isolated DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - BA-06TC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
TDA4050 SIEMENS-TDA4050 Datasheet
193Kb / 5P
Infrarot-Vorverstarker
logo
ASM GmbH
IRC-PC21 ASM-SENSOR-IRC-PC21 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
CS ASM-SENSOR-CS Datasheet
372Kb / 2P
nfrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PB ASM-SENSOR-IRC-PB Datasheet
361Kb / 3P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PC ASM-SENSOR-IRC-PC Datasheet
699Kb / 2P
nfrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PE ASM-SENSOR-IRC-PE Datasheet
316Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PU2.2 ASM-SENSOR-IRC-PU2.2 Datasheet
294Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
PM-MA-301-CT-BRT ASM-SENSOR-PM-MA-301-CT-BRT Datasheet
483Kb / 4P
Miniatur-Infrarot-Temperatur-Messger채t
BF-30-I-A ASM-SENSOR-BF-30-I-A Datasheet
264Kb / 1P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
BS ASM-SENSOR-BS Datasheet
137Kb / 2P
Infrarot-Temperatursensoren
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com