công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

13FPR080E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ohmite Mfg. Co.

tên linh kiện 13FPR080E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axial Wire Element Current Sense Two Terminal Axial
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OHMITE [Ohmite Mfg. Co.]
Trang chủ  http://www.ohmite.com
Logo OHMITE - Ohmite Mfg. Co.

13FPR080E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ohmite Mfg. Co.

  13FPR080E Datasheet HTML 1Page - Ohmite Mfg. Co. 13FPR080E Datasheet HTML 2Page - Ohmite Mfg. Co.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1-866-9-OHMITE • Int’l 1-847-258-0300 • Fax 1-847-574-7522 • www.ohmite.com • info@ohmite.com
44
10 Series
Axial Wire Element Current Sense
Two Terminal Axial
L max.
D ±.010" /
±0.3mm
d ±.002" /
±0.05mm
M
1.562" ±0.062 /
39.7mm ±1.6
Series
Wattage
Ohms
12
2
0.005-0.10
13
3
0.005-0.20
15
5
0.005-0.25
Series Wattage
Length “L”
Diam. “D”
“M”
“d” (lead ga.)
12
2
0.416 / 10.6
0.094 / 2.4
1.156 / 29.4
20
13
3
0.570 / 14.5
0.205 / 5.2
1.310 / 33.3
20
15
5
0.935 / 23.8
0.330 / 8.4
1.675 / 42.5
18
F e a t u r e S
•Idealforcurrentsensingapplications
•1%Tolerancestandard,othersavailable
•Fixedresistancemeasuringpoint“M”
•Lowinductance(non-inductivebelow0.25
Ω)
•RoHScompliantproductavailable;add“E”suffixto
partnumbertospecify
0
500
400
300
200
100
Milliohms
10
20
40
30
50
600
700
0
2 watt
3 watt
5 watt
Temperature
Coefficient of
Resistance
Terminals Solder-plated copper terminals or copper clad steel depending
on ohmic value. RoHS solder is 96% Sn, 3.5% Ag, 0.5% Cu
Encapsulation Silicone molding compound
Derating Linearly from 100% @ +25°C to 0% @ +275°C
Tolerance ±1% standard; Others available
Power rating Based on 25°C free air rating
Overload 5 times rated wattage for 5 seconds
Dielectric withstanding voltage 1000 VRMS for 3 and 5 watt; 500 VRMS for 2 watt
Insulation resistance Not less than 1000MΩ
Thermal EMF Less than ±2µV/°C
Temperature range -55°C to 275°C
Chara C teri S ti CS
Serie S S pe C i F i C ation S
Dimen S ion S
or D erin G in F ormation
Standard part numbers
Ohmic
value
2 watt
3 watt
5 watt
0.005 12FR005E 13FR005E 15FR005E
0.010 12FR010E 13FR010E 15FR010E
0.015 12FR015E 13FR015E 15FR015E
0.020 12FR020E 13FR020E 15FR020E
0.025 12FR025E 13FR025E 15FR025E
0.030 12FR030E 13FR030E 15FR030E
0.040 12FR040E 13FR040E 15FR040E
0.050 12FR050E 13FR050E 15FR050E
0.060 12FR060E 13FR060E 15FR060E
0.070 12FR070E 13FR070E 15FR070E
0.080 12FR080E 13FR080E 15FR080E
0.090 12FR090E 13FR090E 15FR090E
0.100 12FR100E 13FR100E 15FR100E
0.150
13FR150E 15FR150E
0.200
13FR200E 15FR200E
0.250
15FR250E
Ohm Value
Example:
R050= 0.05
Tolerance
F= 1%
D= 0.5%
10 Series
Wattage
RoHS Compliant
(continued)


Số phần tương tự - 13FPR080E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ohmite Mfg. Co.
13FPR080E OHMITE-13FPR080E Datasheet
139Kb / 1P
Axial Wire Element Current Sense
logo
List of Unclassifed Man...
13FPR080E ETC2-13FPR080E Datasheet
143Kb / 1P
Axial Wire Element Current Sense
More results

Mô tả tương tự - 13FPR080E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ohmite Mfg. Co.
12FR005 OHMITE-12FR005 Datasheet
139Kb / 1P
Axial Wire Element Current Sense
600HR050E OHMITE-600HR050E Datasheet
119Kb / 1P
Two Terminal Metal Element Current Sense
CS3FR050E OHMITE-CS3FR050E Datasheet
99Kb / 1P
Wire Element Four Terminal Precision Current Sense
logo
Token Electronics Indus...
OAR1R01JP TOKEN-OAR1R01JP Datasheet
1Mb / 58P
Chip Current Sense / Open-Air Current Shunts / Axial Current Sense Resistors
logo
Ohmite Mfg. Co.
13FR025E OHMITE-13FR025E Datasheet
144Kb / 1P
Axial Wire Element Current Sense
logo
List of Unclassifed Man...
12FR050E ETC2-12FR050E Datasheet
143Kb / 1P
Axial Wire Element Current Sense
logo
Ohmite Mfg. Co.
MCS OHMITE-MCS Datasheet
491Kb / 2P
Metal Element Current Sense
60SERIES OHMITE-60SERIES Datasheet
273Kb / 1P
Two Terminal Metal Element Current Sense
CS3 OHMITE-CS3 Datasheet
328Kb / 2P
Wire Element Four Terminal Precision Current Sense
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX40016EVKIT MAXIM-MAX40016EVKIT Datasheet
995Kb / 9P
Integrated Current Sense Element
Rev 0; 10/17
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com