| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LSA679 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSA679 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS A679, LY A679, LG A679 2006-10-04 5 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) D1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 0.45 ... 0.56 0.56 ... 0.71 0.71 ... 0.90 0.90 ... 1.12 1.12 ... 1.40 1.40 ... 1.80 1.80 ... 2.24 2.24 ... 2.80 2.80 ... 3.55 1.5 (typ.) 2.0 (typ.) 2.5 (typ.) 3.0 (typ.) 3.8 (typ.) 4.8 (typ.) 6.0 (typ.) 7.6 (typ.) 9.5 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 6 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes family group of 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: F1-1 Example: F1-1 Helligkeitshalbgruppe Brightness Half Group Gesamter Farbbereich Total color tolerance range F1 1 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitshalbgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness half group. |