công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAM2-2414H bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PAIRUI GROUP INC.

tên linh kiện DAM2-2414H
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC-DC Converter
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PAIRUI [PAIRUI GROUP INC.]
Trang chủ  http://www.pairuigroup.com/Ch
Logo PAIRUI - PAIRUI GROUP INC.

DAM2-2414H bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PAIRUI GROUP INC.

  DAM2-2414H Datasheet HTML 1Page - PAIRUI GROUP INC. DAM2-2414H Datasheet HTML 2Page - PAIRUI GROUP INC. DAM2-2414H Datasheet HTML 3Page - PAIRUI GROUP INC. DAM2-2414H Datasheet HTML 4Page - PAIRUI GROUP INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.pairuigroup.com
Page:
2/4
Date: 07/20/2015
* Subject to change without prior notice
DC-DC Converter
DIP-Package
DAM-2H SERIES, 2WATT, 6KVDC, ISOLATED, UNREGULATED
ELECTRICAL
Line regulation
---
1.5% max.
Load regulation
10% ~ 100% full load
15% max.
Isolation voltage
Leakage current < 1mA/1min.
6000Vdc min.
Isolation resistance
Test at 500VDC
1000m
Ω min.
Switching frequency
---
100KHz typ.
Ripple & noise
Bend width 20MHz
150mVp-p max.
Temperature coefficient
Rated load
±0.03%/℃
Operating temperature range
---
-40
℃ to +85℃
Storage temperature range
---
-55
℃ to +125℃
Short circuit protection
---
Continuours, auto recovery
MTBF
---
3500KHrs
Weight
---
8.2g
Notes: All the parameters are measured at 25
℃ ambient temperature, humidity < 75%, nominal input voltage,
full load and after warm-up, unless otherwise specified.
MECHANICAL
CONNECTION
PIN #
SINGLE
DUAL
1
+Vin
+Vin
2
GND
GND
8, 17
NC
-Vo
10, 15
0V
0V
12, 13
+Vo
+Vo
9, 11
NC
NC
14, 16
NC
NC
23, 24
NC
NC
Note:
* Unit is mm(inch).



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com