công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIT8021 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SiTime Corp.

tên linh kiện SIT8021
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 to 26 MHz, Ultra-Small uPower Oscillator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SITIME [SiTime Corp.]
Trang chủ  https://www.sitime.com
Logo SITIME - SiTime Corp.

SIT8021 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SiTime Corp.

Back Button SIT8021 Datasheet HTML 2Page - SiTime Corp. SIT8021 Datasheet HTML 3Page - SiTime Corp. SIT8021 Datasheet HTML 4Page - SiTime Corp. SIT8021 Datasheet HTML 5Page - SiTime Corp. SIT8021 Datasheet HTML 6Page - SiTime Corp. SIT8021 Datasheet HTML 7Page - SiTime Corp. SIT8021 Datasheet HTML 8Page - SiTime Corp. SIT8021 Datasheet HTML 9Page - SiTime Corp. SIT8021 Datasheet HTML 10Page - SiTime Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
SiT8021 1 to 26 MHz, Ultra-Small µPower Oscillator
Rev 1.2
Page 6 of 10
www.sitime.com
Performance Plots[7]
Figure 8. Idd vs Frequency without load
Figure 9. Idd vs Frequency with 10pF load
Figure 10. Frequency vs Temperature
Figure 11. RMS Period Jitter vs Frequency
Figure 12. Duty Cycle vs Frequency
Figure 13. RMS Phase Jitter Random vs Frequency[8]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
5
10
15
20
25
Frequency (MHz)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
5
10
15
20
25
Frequency (MHz)
-100.0
-75.0
-50.0
-25.0
0.0
25.0
50.0
75.0
100.0
-40
-20
0
20
40
60
80
Temperature (°C)
DUT1
DUT2
DUT3
DUT4
DUT5
DUT6
DUT7
DUT8
DUT9
DUT10
0
100
200
300
400
500
600
0
5
10
15
20
25
Frequency (MHz)
45
47
49
51
53
55
0
5
10
15
20
25
Frequency (MHz)
0.7
1.1
1.5
1.9
2.3
0
5
10
15
20
25
Frequency (MHz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com