| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LUWJNSH.PC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUWJNSH.PC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2015-12-09 2 Version 2.3 LUW JNSH.PC Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstärke 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 20 mA [K] IV [mcd] LUW JNSH.PC-CPCR-5C8E-1 6500 2800 ... 3590 Q65111A5731 LUW JNSH.PC-BUCQ-5C8E-1 6500 2590 ... 3300 Q65111A4096 LUW JNSH.PC-CPCR-5E8G-1 5700 2800 ... 3590 Q65111A5730 LUW JNSH.PC-BUCQ-5E8G-1 5700 2590 ... 3300 Q65111A4624 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW JNSH.PC-BUCQ-5C8E-1 means that only one group BU, CP, CQ will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW JNSH.PC-BUCQ-5C8E-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW JNSH.PC-BUCQ-5C8E-1 means that only one forward voltage group L1,L2,M1,M2,N1,N2 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW JNSH.PC-BUCQ-5C8E-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen BU, CP, CQ enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW JNSH.PC-BUCQ-5C8E-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LUW JNSH.PC-BUCQ-5C8E-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW JNSH.PC-BUCQ-5C8E-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L1,L2,M1,M2,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5). |