công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PAC5225 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Active-Semi, Inc

tên linh kiện PAC5225
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Application Controller
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACTIVE-SEMI [Active-Semi, Inc]
Trang chủ  http://www.active-semi.com
Logo ACTIVE-SEMI - Active-Semi, Inc

PAC5225 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Active-Semi, Inc

Back Button PAC5225 Datasheet HTML 35Page - Active-Semi, Inc PAC5225 Datasheet HTML 36Page - Active-Semi, Inc PAC5225 Datasheet HTML 37Page - Active-Semi, Inc PAC5225 Datasheet HTML 38Page - Active-Semi, Inc PAC5225 Datasheet HTML 39Page - Active-Semi, Inc PAC5225 Datasheet HTML 40Page - Active-Semi, Inc PAC5225 Datasheet HTML 41Page - Active-Semi, Inc PAC5225 Datasheet HTML 42Page - Active-Semi, Inc PAC5225 Datasheet HTML 43Page - Active-Semi, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 71 page
background image
PAC5225
Power Application Controller
- 39 -
Rev 2.0‒September 22, 2017
0
500
1000
1500
2000
2500
5000
4000
3000
2000
1000
0
Differential PGA (DAx) Gain Characteristics
at 1x, 2x, 4x, and 8x Settings
Differential Input Voltage (mV)
1x
2x
4x
8x
0
50
100
150
200
250
Differential PGA (DAx) Gain Characteristics
at 16x, 32x, and 48x Settings
Differential Input Voltage (mV)
16x
5000
4000
3000
2000
1000
0
32x
48x
0
100h
200h
300h
3FFh
2500
2000
1500
1000
500
0
LP DAC Output Voltage vs. Input Code
Input Code
0
500
1000
1500
2000
2500
PGA (AMPx) Gain Characteristics
at 1x, 2x, 4x, and 8x Settings
Input Voltage (mV)
5000
4000
3000
2000
1000
0
1x
2x
4x
8x
0
40h
80h
C0h
FFh
2500
2000
1500
1000
500
0
HP DAC Output Voltage vs. Input Code
Input Code
PGA (AMPx) Gain Characteristics
at 16x, 32x, and 48x Settings
Input Voltage (mV)
0
50
100
150
200
250
16x
32x
48x
5000
4000
3000
2000
1000
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com