công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LPM9021 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Lowpower Semiconductor inc

tên linh kiện LPM9021
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single P-Channel, -12V, -6.5A, Power MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWER [Lowpower Semiconductor inc]
Trang chủ  http://www.lowpowersemi.com
Logo POWER - Lowpower Semiconductor inc

LPM9021 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Lowpower Semiconductor inc

  LPM9021 Datasheet HTML 1Page - Lowpower Semiconductor inc LPM9021 Datasheet HTML 2Page - Lowpower Semiconductor inc LPM9021 Datasheet HTML 3Page - Lowpower Semiconductor inc LPM9021 Datasheet HTML 4Page - Lowpower Semiconductor inc LPM9021 Datasheet HTML 5Page - Lowpower Semiconductor inc LPM9021 Datasheet HTML 6Page - Lowpower Semiconductor inc LPM9021 Datasheet HTML 7Page - Lowpower Semiconductor inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
LPM9021-01
May.-2013
Email: marketing@lowpowersemi.com
www.lowpowersemi.com
Page 2 of 7
Preliminary Datasheet
LPM9021
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
10 S
Steady State
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
-12
V
Gate-Source Voltage
VGS
±12
Continuous Drain Current
TA=25°C
ID
-6.5
-5.6
A
TA=70°C
-5.2
-4.4
Maximum Power Dissipation
TA=25°C
PD
1.9
1.4
W
TA=70°C
1.2
0.9
Continuous Drain Current
TA=25°C
ID
-4.8
-3.9
A
TA=70°C
-3.8
-3.9
Maximum Power Dissipation
TA=25°C
PD
1.0
0.6
W
TA=70°C
0.6
0.4
Pulsed Drain Current c
IDM
-24
A
Operating Junction Temperature
TJ
150
°C
Lead Temperature
TL
260
°C
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to 150
°C
Thermal resistance ratings
Parameter
Symbol
Typical
Maximum Unit
Junction-to-Ambient Thermal Resistance
t ≤10 s
RθJA
49
64
°C/W
Steady State
66
88
Junction-to-Ambient Thermal Resistance
t ≤10 s
RθJA
84
118
Steady State
125
180
Junction-to-Case Thermal Resistance
Steady State
RθJC
32
42
a Surface mounted on FR-4 Board using 1 square inch pad size, 1oz copper
b Surface mounted on FR-4 board using minimum pad size, 1oz copper
c Pulse width<380μs, Duty Cycle<2%
d Maximum junction temperature TJ=150°C.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com