| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LAW51M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAW51M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() Vorläufige Daten / Preliminary Data LR W51M, LA W51M, LY W51M 2009-12-16 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 15) Gruppe Group amber amber gelb yellow Einheit Unit min. max. max. max. 2 612 616 nm 3 616 620 583 586 nm 4 620 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 15 Luminous Flux 1) page 15 Φ V (mlm) Lichtstärke 2) Seite 15 Luminous Intensity 2) page 15 I V (mcd) HX HY HZ JX JY JZ 28.000 … 33.000 33.000 … 39.000 39.000 … 45.000 45.000 … 52.000 52.000 … 61.000 61.000 … 71.000 70.200 (typ.) 82.800 (typ.) 97.600 (typ.) 111.600 (typ.) 130.000 (typ.) 151.800 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: HZ-3 Example: HZ-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength HZ 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |