công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST52X420 bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST52X420
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT INTELLIGENT CONTROLLER UNIT (ICU) Three Timer/PWMs, ADC, WDG
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST52X420 bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - STMicroelectronics

Back Button ST52X420 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics ST52X420 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics ST52X420 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics ST52X420 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics ST52X420 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics ST52X420 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics ST52X420 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics ST52X420 Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics ST52X420 Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 84 page
background image
ST52T410/ST52T410/E420
80/84
Table 11.15 PS028 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM
mm
inch.
MIN
TYP.
MAX
MIN
TYP.
MAX
A
2.65
0.104
a1
0.1
0.3
0.004
0.012
b
0.35
0.49
0.014
0.019
b1
0.23
0.32
0.009
0.013
C0.5
0.020
c1
45°(typ.)
D
17.7
18.1
0.697
0.713
E
10
10.65
0.394
0.419
e
1.27
0.050
e3
16.51
0.65
F
7.4
7.6
0.291
0.299
L
0.4
1.27
0.016
0.050
S8°(max)
1
14
15
28
D
e3
e
b
L
E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com